Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

MSH10 Datasheet(PDF) 2 Page - Altech corporation

Part # MSH10
Description  MS016
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALTECH [Altech corporation]
Direct Link  http://www.altechcorp.com
Logo ALTECH - Altech corporation

MSH10 Datasheet(HTML) 2 Page - Altech corporation

  MSH10 Datasheet HTML 1Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 2Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 3Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 4Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 5Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 6Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 7Page - Altech corporation MSH10 Datasheet HTML 8Page - Altech corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Accesorios
Busbar
para
para
para
para
63A
2 MS
3 MS
4 MS
5 MS
Código
Código
Código
Código
Sin
Bloque de
G45-14-2
G45-14-3
G45-14-4 G45-14-5
contacto aux.
Con
Bloque de
G54-14-2
G54-14-3
G54-14-4 G54-14-5
contacto aux.
Bloque alimentador de potencia
Código
Clasificación
Paq.
(A)
Std.
GE2-14
63A
1
Lámpara Indicadora
con foco de néon, rango de voltaje:
220 - 240V or 380 - 440V
Color
Código
Peso Paq.
g/pza. Std.
220-240V
380-440V
trans.
MS.SLW2 MS.SLW3 10
5
verde
MS.SLG2 MS.SLG3 10
5
rojo
MS.SLR2
MS.SLR3 10
5
amarillo MS.SLJ2
MS.SLJ3
10
5
Botón Hongo paro de emergencia
Girar o con llave para desenclavar,
color rojo o amarillo
Desenclavamiento Código
Peso
Paq.
Tipo
g/pza.
Std.
Girar
MS.PV
60
5
Con Llave
MS.PS2
65
5
www .altechme xico .com
5
13
23
14
24
11
23
12
24
13
14
11
21
12
22
11
12
Ancho Diagrama de
Contactos
Código
Peso
Emp.
mm
cableado
g/pza
Std.
92NO
HMS20
40
10
9
1NO + 1NC
HMS11
4010
91NO
HMS10
35
10
9
2NC
HMS02
40
10
9
1NC
HMS01
35
10
Bloques de contactos auxiliares montaje lateral
Gabinete Sobreponer IP 55
Terminal T/N integrada con 2 knock-outs
arriba y 2 abajo métricos
Código
Peso
Paq.
g/pza.
Std.
MS.G55
240
1
Gabinete montaje empotrado IP55
Terminal T/N integrada
Busbar
Código
Peso
Paq.
g/pza.
Std.
MS.F55
170
1
Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4
MEXICO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com