Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

898D-41LU-DM Datasheet(PDF) 2 Page - Allen-Bradley

Part # 898D-41LU-DM
Description  898D-43LY-D4
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALLEN-BRADLEY [Allen-Bradley]
Direct Link  http://www.ab.com
Logo ALLEN-BRADLEY - Allen-Bradley

898D-41LU-DM Datasheet(HTML) 2 Page - Allen-Bradley

  898D-41LU-DM Datasheet HTML 1Page - Allen-Bradley 898D-41LU-DM Datasheet HTML 2Page - Allen-Bradley 898D-41LU-DM Datasheet HTML 3Page - Allen-Bradley 898D-41LU-DM Datasheet HTML 4Page - Allen-Bradley 898D-41LU-DM Datasheet HTML 5Page - Allen-Bradley  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
15-5
Connection Systems
Sicherheits-Verbindungssysteme
Sicherheitsverdrahteter Verteilerkasten, zweikanaliger Öffner, keine Meldefähigkeit
Leistungsmerkmale
• Vorverdrahtet für zweikanalige Sicherheitsöffner
• 4 oder 8 sicherheitsverdrahtete 4-polige DC-Mikro-
Steckverbinder
• 4-poliger Steckerhauptanschluss Mikro-Ausführung (DC)
• Für den Einsatz in Systemen der Kategorien 2 und 3 gemäß
EN 954-1
Produktauswahl
Abmessungen (ca.) — mm (Zoll)
Anschluss-Schemata
Vorderansicht
der Buchse
Anzahl der
Anschlüsse
Beleuchtet
Bemessungs-
daten
Vorderansicht
des Steckers (1)
Kabellänge — m
(Zoll)
Bestellnummer
4
Keine LED
10-30 V DC
0,2 (8)
898D-44LT-DM4
8
898D-48LT-DM4
Kurzschließstecker für freie Anschlüsse
898D-41LU-DM
Steckerleitung, Mikro-Ausführung (DC) gerade/gerade,
= Länge in Metern 1, 2, 3, 5, 10 Standard
889D-F4ACDM-
1
3
2
5
4
3
21
4
107 (4,21)
101,5 (3,99)
33
(1,29)
39
(1,53)
120 (4,72)
4,5
(0,17)
107 (4,21)
101,5 (3,99)
33
(1,29)
39
(1,53)
152 (5,98)
4,5
(0,17)
22,2
(0,87)
18
(0,7)
Bei den Abmessungen handelt es sich um ungefähre Angaben. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
4 Anschlüsse
8 Anschlüsse
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
2
Anschluss 1
Anschluss 3
Anschluss 4
Anschluss 2
Pol Nr.
Pol 3
Pol 1
Drahtfarbe
Blau
Braun
Pol 2
Pol 4
Weiß
Schwarz
Anschluss 1
Anschluss 7
Anschluss 8
Anschluss 2
Pol Nr.
Pol 3
Pol 1
Drahtfarbe
Blau
Braun
Pol 2
Pol 4
Weiß
Schwarz
Technische Daten
Körper
PBT, rot
Steckverbindereinsatz
PBT
Kupplungsgehäuse
Messing, vernickelt
Kontakte
Palladium/Nickel, vergoldet
Kabel
PVC-Hülle, ölbeständig, gelb, Leiter (3)
18 AWG, (16) 22 AWG
Außendurchmesser Kabel
9,8 mm (0,39 Zoll)
Schutzart
IP67, NEMA 6P
Temperatur
–20 °C bis +105 °C (–13 °F bis +221 °F)



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com