Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

L6564 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # L6564
Description  10 pin transition-mode PFC controller
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6564 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  L6564 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6564 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 34 page
background image
List of figure
L6564
4/34
Doc ID 16202 Rev 1
List of figure
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
IC consumption vs VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
IC consumption vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 5.
Vcc Zener voltage vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 6.
Start-up and UVLO vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 7.
Feedback reference vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 8.
E/A output clamp levels vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 9.
UVLO saturation vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
OVP levels vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.
Inductor saturation threshold vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
Vcs clamp vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 13.
ZCD sink/source capability vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14.
ZCD clamp level vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 15.
TBO clamp vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 16.
VVFF - VTBO dropout vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 17.
IINV - ITBO current mismatch vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 18.
IINV - ITBO mismatch vs ITBO current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
R discharge vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 20.
Line drop detection threshold vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 21.
VMULTpk - VVFF dropout vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 22.
PFC_OK threshold vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 23.
PFC_OK FFD threshold vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 24.
PWM_LATCH high saturation vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 25.
RUN threshold vs TJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 26.
PWM_STOP low saturation vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 27.
Multiplier characteristics @ VFF = 1 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 28.
Multiplier characteristics @ VFF = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 29.
Multiplier gain vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 30.
Gate drive clamp vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 31.
Gate drive output saturation vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 32.
Delay to output vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 33.
Start-up timer period vs TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 34.
Output voltage setting, OVP and FFP functions: internal block diagram . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 35.
Voltage feedforward: squarer-divider (1/V2) block diagram and transfer characteristic . . 22
Figure 36.
RFF·CFF as a function of 3rd harmonic distortion introduced in the input current . . . . . . . 23
Figure 37.
THD optimizer circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 38.
THD optimization: standard TM PFC controller (left side) and L6564 (right side) . . . . . . . 24
Figure 39.
Effect of boost inductor saturation on the MOSFET current and detection method . . . . . . 25
Figure 40.
Interface circuits that let dc-dc converter's controller IC disable the L6564 . . . . . . . . . . . . 26
Figure 41.
Demonstration board EVL6564-100W, wide-range mains: electrical schematic . . . . . . . . 28
Figure 42.
L6564 100 W TM PFC: compliance to EN61000-3-2 standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 43.
L6564 100 W TM PFC: compliance to JEITA-MITI standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 44.
L6564 100 W TM PFC: input current waveform @230-50 Hz - 100 W load . . . . . . . . . . . . 29
Figure 45.
L6564 100W TM PFC: input current waveform @100 V-50 Hz - 100 W load . . . . . . . . . . 29
Figure 46.
SSO10 package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com