| Electronic Components Datasheet Search |
|
STM8S207MB Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S207MB Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 103 page ![]() STM8S207xx, STM8S208xx List of figures Doc ID 14733 Rev 9 7/103 List of figures Figure 1. STM8S20xxx performance line block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Flash memory organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 3. LQFP 80-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 4. LQFP 64-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 5. LQFP 48-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 6. LQFP 44-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 7. LQFP 32-pin pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 8. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 9. Supply current measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 11. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 12. fCPUmax versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Figure 13. External capacitor CEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Figure 14. Typ. IDD(RUN) vs VDD, HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Figure 15. Typ. IDD(WFI) vs VDD, HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Figure 16. HSE external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Figure 17. HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Figure 18. Typical HSI frequency variation vs VDD at 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Figure 19. Typical LSI frequency variation vs VDD @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Figure 20. Typical VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 21. Typical pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 22. Typical pull-up current vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 23. Typ. VOL @ VDD = 5 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 24. Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 25. Typ. VOL @ VDD = 5 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 26. Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 27. Typ. VOL @ VDD = 5 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 28. Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 29. Typ. VDD - VOH @ VDD = 5 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 30. Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 31. Typ. VDD - VOH @ VDD = 5 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 32. Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 33. Typical NRST VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Figure 34. Typical NRST pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 35. Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 36. Recommended reset pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 37. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 38. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 39. SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Figure 40. Typical application with I2C bus and timing diagram(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 41. ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 42. Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 43. 80-pin low profile quad flat package (14 x 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 44. 64-pin low profile quad flat package (14 x 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 45. 64-pin low profile quad flat package (10 x 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 46. 48-pin low profile quad flat package (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Figure 47. 44-pin low profile quad flat package (10 x 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 48. 32-pin low profile quad flat package (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |