Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

FPL Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FPL
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FPL Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FPL Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FPL Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F86E2T
400A60
F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
-
418A6T 419A3T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
-
IP67
IP67
IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
6
3
3
3
-
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
500
200
100
100
100
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
-
3,2
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30 10...30 10...30
-
3...130 5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow yellow yellow
-
yellow yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
3
3
3
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PNP
-
NPN
PNP
PNP
NPN
-
-
PNP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
2
2
3
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U
F3103
F3109
F3115
U
F3100
U
U
U
F3121
U
F3104
F3110
F3116
U
U
F3105
F3111
F3117
U
U
F3106
F3112
F3118
U
U
F3107
F3113
F3119
U
-
-
-
-
-
F3102
U
U
U
F3123
U
F3108
F3114
F3120
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FPL
F3133
F3134
F3135
F3136
F3137
-
U
U
F3138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sono inoltre disponibili staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
3-FPL-1


Similar Part No. - FPL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LEMO Connectors
FPL.00.250.NTD LEMO-FPL.00.250.NTD Datasheet
67Kb / 3P
00 - NIM-CAMAC
FPL.2K.302.CYZK10H LEMO-FPL.2K.302.CYZK10H Datasheet
67Kb / 3P
K - Outdoor keyed
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
FPL11PT CHENMKO-FPL11PT Datasheet
144Kb / 2P
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
FPL12PT CHENMKO-FPL12PT Datasheet
144Kb / 2P
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
FPL13PT CHENMKO-FPL13PT Datasheet
144Kb / 2P
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
More results

Similar Description - FPL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FEK SHIELD-FEK Datasheet
255Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com