Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

FPM Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FPM
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FPM Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FPM Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FPM Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F86E2T
400A60
F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
-
418A6T 419A3T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
-
IP67
IP67
IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
6
3
3
3
-
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
500
200
100
100
100
-
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
-
3,2
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30 10...30 10...30
-
3...130 5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow yellow yellow
-
yellow yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
3
3
3
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PNP
-
NPN
PNP
PNP
NPN
-
-
PNP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
2
2
3
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U
F3203
F3209
F3215
U
F3200
U
U
U
F3221
U
F3204
F3210
F3216
U
U
F3205
F3211
F3217
U
U
F3206
F3212
F3218
U
U
F3207
F3213
F3219
U
-
-
-
-
-
F3202
U
U
U
F3223
U
F3208
F3214
F3220
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FPM
F3233
F3234
F3235
F3236
F3237
-
U
U
F3238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Single mounting hole.
Small dimensions.
Long electrical life.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
Foro di fissaggio singolo.
Piccole dimensioni.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
3-FPM-1


Similar Part No. - FPM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bourns Electronic Solut...
FPM BOURNS-FPM Datasheet
871Kb / 6P
Riedon™ FPM 3xx, 4xx Precision Foil Power Resistors by Bourns
01/26
logo
Advantech Co., Ltd.
FPM ADVANTECH-FPM Datasheet
745Kb / 2P
Most Ruggedized Industrial Displays - FPM
logo
Fujikura Ltd.
FPM-02PG FUJIKURA-FPM-02PG Datasheet
265Kb / 4P
Dual-in-line package (DIP)
FPM-02PGR FUJIKURA-FPM-02PGR Datasheet
265Kb / 4P
Dual-in-line package (DIP)
FPM-05PG FUJIKURA-FPM-05PG Datasheet
265Kb / 4P
Dual-in-line package (DIP)
More results

Similar Description - FPM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FEK SHIELD-FEK Datasheet
255Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com