Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

F24W60C3 Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # F24W60C3
Description  Power MOSFET
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

F24W60C3 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  F24W60C3 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd F24W60C3 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺
印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
PowerMOSFET
(MOSFET〈2010.
06〉)
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
項
目
I
t
em
℃
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageTemper
at
ur
e
150
Tch
チャネル温度
ChannelTemper
at
ur
e
V
600
VDSS
ドレイン・ソース間電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceVol
t
age
±30
VGSS
ゲート・ソース間電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceVol
t
age
A
24
ID
ドレイン電流(直流)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
DC)
72
パルス幅10μs,dut
y=1/
100
Pul
sewi
dt
h10µs,dut
y=1/
100
IDP
ドレイン電流(ピーク)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
Peak)
24
IS
ソース電流(直流)
Cont
i
nuousSour
ceCur
r
ent(
DC)
W
90
PT
全損失
Tot
alPowerDi
ssi
pat
i
on
N・m
0.
8
(推奨値:0.
5N
・m)
(
Recommendedt
or
que:0.
5N
・m)
TOR
締め付けトルク
Mount
i
ngTor
que
F24W60C3
600V24A
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
(指定のない場合 Tc=25℃)
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
(指定のない場合 Tc=25℃)
Uni
t
:mm
■外観図 OUTLI
NE
Package:MTO-
3P
④
③
① ②
24W60C3
0000
5
16
Date code
ロット記号(例)
Control No.
管理番号(例)
Type No.
品名
①
②
③
④
G
D
S
D
:
:
:
:
単位
Uni
t
規格値 Rati
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
項
目
I
t
em
MAX
TYP
MIN
V
─
─
600
ID=1mA,VGS=0V
V(BR)DSS
ドレイン・ソース間降伏電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceBr
eakdownVol
t
age
μA
25
─
─
VDS=600V,VGS=0V
IDSS
ドレイン遮断電流
Zer
oGat
eVol
t
ageDr
ai
nCur
r
ent
±0.
1
─
─
VGS=±30V,VDS=0V
IGSS
ゲート漏れ電流
Gat
e-
Sour
ceLeakageCur
r
ent
S
─
21.
5
10.
7
ID=12A,VDS=10V
gfs
順伝達コンダクタンス
For
war
dTr
ansconduct
ance
Ω
0.
16
0.
14
─
ID=12A,VGS=10V
R(DS)ON
ドレイン・ソース間オン抵抗
St
at
i
cDr
ai
n-
Sour
ceOn-
st
at
eResi
st
ance
V
3.
9
3.
0
2.
1
ID=1mA,VDS=10V
VTH
ゲートしきい値電圧
Gat
eThr
esshol
dVol
t
age
1.
5
─
─
IS=12A,VGS=0V
VSD
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧
Sour
ce-
Dr
ai
nDi
odeFor
wadeVol
t
age
℃/W
1.
39
─
─
接合部・ケース間
Junct
i
ont
ocase
θjc
熱抵抗
Ther
malResi
st
ance
nC
─
105
─
VGS=10V,ID=24A,VDD=400V
Qg
ゲート全電荷量
Tot
alGat
eChar
ge
pF
─
3000
─
VDS=25V,VGS=0V,f=1MHz
Ci
ss
入力容量
I
nputCapaci
t
ance
─
60
─
Crss
帰還容量
Rever
seTr
ansf
erCapaci
t
ance
─
1000
─
Coss
出力容量
Out
putCapaci
t
ance
ns
─
35
─
ID=12A,VDD=150V,RL=12.
5Ω
VGS(+)=10V,VGS(-)=0V
td
(on)
ターンオン遅延時間
Tur
n-
ondel
ayt
i
me
─
60
─
tr
上昇時間
Ri
set
i
me
─
415
─
td
(off)
ターンオフ遅延時間
Tur
n-
of
fdel
ayt
i
me
─
65
─
tf
下降時間
Fal
lt
i
me
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
特長
煙
低オン抵抗
煙
高速スイッチング
Feat
ur
e
煙
LowRON
煙
FastSwi
t
chi
ng
※ケース温度によりジャンクション温度を算出する場合の熱抵抗値は、0.
52
〔℃/W〕を御使用下さい。但し、上記印加電流、電圧は安全動作領域内での御使用を前提とします。
TheJuncti
onTemperaturei
scal
cul
atedfrom thecasetemperature,thermalresi
stanceval
ueuses0.
52℃/W.Usei
ntheSafeOperati
ngAreafori
nputcurrentandvol
tage.


Similar Part No. - F24W60C3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
F24W60C3 SHINDENGEN-F24W60C3_17 Datasheet
180Kb / 4P
Power MOSFET
More results

Similar Description - F24W60C3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com