| Electronic Components Datasheet Search |
|
Y-CONC-R62CU-FE6P-2000-B Datasheet(PDF) 33 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R62CU-FE6P-2000-B Datasheet(HTML) 33 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
33 / 42 page ![]() SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER 32 Description: RJ45 Cat 5 plug for use in ProfiNet applications, with cable guide, shielding and cable crimp. 4 data contacts. Suitable for AWG22 cable with a lead ≤ ∅1.40mm RJ45 Cat 5 Kabelstecker für ProfiNet-Anwendungen mit Kabelführung, Schirmung und Kabelcrimp. 4 Datenkontakte. Passend zu AWG22-Kabel mit Einzelader ≤ ∅1,40mm Description: 100 Mbit, Cat 5e ES, digital signal cable for use with Y-ConPlug-15 in ProfiNet applications, with 4 data lines, 100 Mbps, Cat 5e ES, Kabel für digitale Signale, für den Einsatz mit Y-Con-Plug15 bei ProfiNet-Anwendung mit 4 Datenleitungen, Material: Plug PBT, UL94V-0 Steckergehäuse Shield: Nickel plated brass Schirm Contact Area: 30µ" Au over Ni Kontakt Part Number Y-ConPlug-15 Part Number Y-ConCable-7 Specifications: Operating Temp.: -40°C ~ +120°C Betriebstemp. Durability: 1,500 mechanical cycles Lebensdauer ProfiNet Building on the success of ProfiBus, the ProfiNet transmission standard is set to become one of the most important for industrial automation applications. The Y-Con ProfiNet connector employs piercing contacts, and the plug mating face conforms to the RJ45 standard. It can thereby be used with standard RJ45 jacks and is backwards compatible. Aufbauend auf dem Erfolg von ProfiBus ist der ProfiNet Übertragungs- standard dabei, einer der wichtigsten Verkabelungsstandards für Anwendungen der industriellen Automation zu werden. Der Y-Con ProfiNet Stecker verwendet Piercing-Kontakte. Das Steckgesicht ist identisch mit dem RJ45-Steckertyp. Somit ist er auch mit Standard RJ45-Buchsen anwendbar und abwärts kompatibel. Material: Jacket: PUR Mantel Bending Radius: 49mm multiple turns Biegeradius 21mm single turn Operating Temp.: -20°C ~ +80°C Betriebstemp. Colour: Green Farbe For more Y-ConCable-7 specifications see page 24 |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |