Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SFH4244 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4244
Description  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4244 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4244 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 4244
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2009-08-25
1
Wesentliche Merkmale
• Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
• Kurze Schaltzeiten
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• IR-Datenübertragung
• Sensorik
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 70 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
Ie (mW/sr)
SFH 4244
Q65110A7516
≥ 4 (typ. 11)
1) gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• High Power Infrared LED
• Short switching times
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• IR Data Transmission
• Optical sensors
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4244

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4244 OSRAM-SFH4244 Datasheet
411Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4244-QR OSRAM-SFH4244-QR Datasheet
411Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4244 OSRAM-SFH4244_16 Datasheet
411Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4244

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4233 OSRAM-SFH4233 Datasheet
161Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4239 OSRAM-SFH4239 Datasheet
164Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4240 OSRAM-SFH4240 Datasheet
157Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4243 OSRAM-SFH4243 Datasheet
154Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4547 OSRAM-SFH4547 Datasheet
167Kb / 7P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4246 OSRAM-SFH4246 Datasheet
197Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4246 OSRAM-SFH-4246 Datasheet
197Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4231 OSRAM-SFH-4231 Datasheet
268Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com