Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

STM32L151CBH6DTR Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM32L151CBH6DTR
Description  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151CBH6DTR Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
List of figures
Doc ID 17659 Rev 8
7/121
List of figures
Figure 1.
Ultra-low-power STM32L15xxx block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 2.
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 3.
STM32L15xVx UFBGA100 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 4.
STM32L15xVx LQFP100 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 5.
STM32L15xRx TFBGA64 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 6.
STM32L15xRx LQFP64 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 7.
STM32L15xCx LQFP48 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 8.
STM32L15xCx UFQFPN48 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 10.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 12.
Power supply scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 13.
Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 14.
Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 15.
High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 16.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Figure 17.
Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 18.
I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 19.
Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 20.
I2C bus AC waveforms and measurement circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 21.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 22.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 23.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 24.
USB timings: definition of data signal rise and fall time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 25.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 26.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 27.
Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC
conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 28.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 29.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 30.
12-bit buffered /non-buffered DAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Figure 31.
LQFP100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 32.
Recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Figure 33.
LQFP64, 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 34.
Recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 35.
LQFP48, 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Figure 36.
Recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Figure 37.
UFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Figure 38.
Recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 39.
UFBGA100 - 7 x 7 x 0.6 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 40.
TFBGA64 - 8.0x8.0x1.2 mm, 0.5 mm pitch, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 41.
Recommended PCB design rules for pads (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 42.
Thermal resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com