Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

RMASU1925BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RMASU1925BK1
Description  Tablette a profondeur reglable, pour montage sur quatre montants
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RMASU1925BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RMASU1925BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Tablette à profondeur réglable, pour montage sur quatre
montants RMAS Series
Caractéristiques
Profondeur de montage réglable.
Choix de tablette ventilée ou pleine.
Construction en acier de calibre 14.
Revêtement en poudre texturé résistant.
Quincaillerie de montage incluse
SE MONTE SUR DEUX PAIRES DE RAILS COMBINÉS (AVANT ET ARRIÈRE).
Accessoires
Light Duty Shelves
Part No.
Part No.
Overall
A djustable Depth Range
Rack
Solid
Vented
Shelf Depth
Min
Max
Units
RMA SU1917BK1
RMA SV 1917BK1
17.00
17.00
27.00
1U
RMA SU1925BK1
RMA SV 1925BK1
25.00
25.00
35.00
1U
RMA SU1930BK1
RMA SV 1930BK1
30.00
30.00
40.00
1U
Suggested Load Capacity of 75 lbs
Heavy Duty Shelves
Part No.
Part No.
Overall
A djustable Depth Range Rack
Solid
Vented
Shelf Depth
Min
Max
Units
RMA SUHD1917BK1 RMA SV HD1917BK1
17.00
17.00
27.00
2U
RMA SUHD1925BK1 RMA SV HD1925BK1
25.00
25.00
35.00
2U
RMA SUHD1936BK1 RMA SV HD1936BK1
36.00
36.00
48.00
2U
Suggested Load Capacity of 200 lbs
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RMASU1925BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RMASU1925BK1 HAMMOND-RMASU1925BK1 Datasheet
195Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RMASU1925BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RAKS HAMMOND-RAKS Datasheet
50Kb / 1P
Tiroir a clavier, pour montage sur quatre montants
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RZVS HAMMOND-RZVS Datasheet
61Kb / 2P
Tablette fixe pour montage sur quatre montants, aucun espace de montage requis
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com