Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN4080 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN4080
Description  This application note is intended for system designers
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4080 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN4080 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4080 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
Contents
AN4080
2/35
DocID023035 Rev 4
Contents
1
Power supplies and reset sources of the
STM32F0xx family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Power supply schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1
Independent analog converter supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.2
Battery backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.3
Voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2
Reset and power supply supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1
Power-on reset (POR) / power-down reset (PDR) of the STM32F0x1/x2
devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2
External power-on reset and power-down reset (NPOR) of the
STM32F0x8 devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3
System reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4
Programmable voltage detector (PVD) of the STM32F0x1/x2
devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1
High speed external clock signal (HSE) OSC clock . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2
LSE clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3
HSI 8 MHz clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4
LSI clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5
ADC clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6
HSI 48 MHz clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6.1
HSI 48 MHz RC oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.6.2
HSI 48 MHz clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.7
Clock security system (CSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
Boot configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
Debug management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2
SWD port (serial wire debug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3
Pinout and debug port pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3.1
Serial wire debug (SWD) pin assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.3.2
SWD pin assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com