Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SSL2101_JA Datasheet(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL2101_JA
Description  沃욕뀎?ⓨ?恙?LED ?㎪삇??SMPS IC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL2101_JA Datasheet(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  SSL2101_JA Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
SSL2101_JA
© NXP B.V.2010. All rights reserved.
製品データシート
Rev. 04 — 2009 年 8 月 28 日
2 / 23
NXP セミコンダクターズ
SSL2101
調光器対応
LED 照明用 SMPS IC
4. クイック リファレンス データ
5. 購入情報
表 1:
クイック リファレンス データ
シンボル パラメータ
条件
最小値 標準値 最大値 単位
RDSon
ドレイン
— ソース間
オン抵抗
電力スイッチ、
ISOURCE = −0.50 A
Tj = 25 °C
4.5
6.5
7.5
Ω
Isource = −0.20 A
Tj = 125 °C
-
9.5
10
Ω
VCC
電源電圧
8.5
-
40
V
fosc
発振器周波数
10
100
200
kHz
IDRAIN
ピン
DRAIN の電流
VDRAIN > 60 V、
補助電源なし
-
-
2.2
mA
VDRAIN > 60 V、
補助電源あり
-
30
125
µA
VDRAIN
ピン
DRAIN の電圧
40
-
600
V
δmin
最小デュ-ティ
ファクタ
-
0
-
%
δmax
最大デューティ サイ
クル
f = 100 kHz
-
75
-
%
Tamb
周囲温度
−40
-
+100
°C
表 2:
購入情報
タイプ番号
パッケージ
名前
説明
バージョン
SSL2101T
SO16
プラスチック スモール アウトライン パッケージ、リード ×
16、幅 3.9 mm SOT109-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com