Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SSMB75 Datasheet(PDF) 5 Page - DDK Ltd.

Part # SSMB75
Description  75 廓 SSMB Type Connectors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DDK [DDK Ltd.]
Direct Link  http://www.ddknet.co.jp/English/index.html
Logo DDK - DDK Ltd.

SSMB75 Datasheet(HTML) 5 Page - DDK Ltd.

  SSMB75 Datasheet HTML 1Page - DDK Ltd. SSMB75 Datasheet HTML 2Page - DDK Ltd. SSMB75 Datasheet HTML 3Page - DDK Ltd. SSMB75 Datasheet HTML 4Page - DDK Ltd. SSMB75 Datasheet HTML 5Page - DDK Ltd. SSMB75 Datasheet HTML 6Page - DDK Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Unit:mm
http://www.ddknet.co.jp
SSMB75 Series
5
◎ Please acknowledge that the specification etc. of this catalog might change by the improvement etc. without notice.
 Moreover, the characteristic and the specification of the published product are the reference values.
 Please confirm the content with the latest delivery specifications when you use the product.
○ Assembly Instruction(2)
Body
Insulator
Contact
Clamp Body
Ferrule
Heat-shrinkable tube
L1
3.7
+0.5
0
8
0
-0.5
Outer Conductor
Insulator
Center Conductor
Pre-soldering
9.6
0
-0.5
Unravel the braid
Crimping Dies:A-R1
0.5 max.
No gap
Contact
Soldering
Insulator
Cable length which require for the cable assembly:L
L1=L-6
ケーブルに熱収縮チューブ、フェルールを通し、
図示寸法に処理する。中心導体に予備はんだを施す。
注)外部導体、絶縁体、内部導体に傷を 
 付けないこと。注)はんだの熱により絶縁体
 を膨張、変形させないこと。
外部導体を解きほぐし、クランプボディに挿入する。
フェルールを被せ、図示位置にてかしめる。
コンタクトと内部導体をはんだ付けする。
注)クランプボディとコンタクト間に隙間の
  ないこと。
コンタクトにインシュレータを挿入する。
ボディを挿入し、締め付ける。
(締め付けトルク:29.4N・cm)
熱収縮チューブは図示のようにクランプボディの
かしめ部に被せ収縮をする。
Heat-shirinkable tube
ferrule
① The cable length required for cable assembly.
   L=L1-6
③.Disentanglement the outer conductor inserted into
  the clamp body
.Cover the ferrule on the naked outer conductor
and crimp.
(Crimping Dies : A-R1)
.Internal conductor contacts and soldering
Note) No gaps between the clamp and the body contact.
.Insert the insulator contact.
.Cut the cable as fig. ② .
Insert the heat-shrinkable tube and ferrule into the cable.
( Note)Please be careful to not damage the outer
conductor, insulator and center conductor.
-1. Pre-soldering the center conductor.  
( Note)Please be careful to not deform the insulator
by heat
Body
Insulator
Contact
Clamp Body
Ferrule
Heat-shrinkable tube
L1
3.7
+0.5
0
8
0
-0.5
Outer Conductor
Insulator
Center Conductor
Pre-soldering
9.6
0
-0.5
Unravel the braid
Crimping Dies:A-R1
0.5 max.
No gap
Contact
Soldering
Insulator
Cable length which require for the cable assembly:L
L1=L-6
ケーブルに熱収縮チューブ、フェルールを通し、
図示寸法に処理する。中心導体に予備はんだを施す。
注)外部導体、絶縁体、内部導体に傷を 
 付けないこと。注)はんだの熱により絶縁体
 を膨張、変形させないこと。
外部導体を解きほぐし、クランプボディに挿入する。
フェルールを被せ、図示位置にてかしめる。
コンタクトと内部導体をはんだ付けする。
注)クランプボディとコンタクト間に隙間の
  ないこと。
コンタクトにインシュレータを挿入する。
ボディを挿入し、締め付ける。
(締め付けトルク:29.4N・cm)
熱収縮チューブは図示のようにクランプボディの
かしめ部に被せ収縮をする。
Heat-shirinkable tube
ferrule
Parts Configulration
.Insert a body and tighten it.
Screw toque : 29.4N・cm
  Cover the heat-shrinkable tube on the root of the
  connector body and heat up the tube.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com