Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL261A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
6 − 136
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
ENABLE
(IF USED)
GND BUS (BACK)
V
BUS (FRONT)
CC
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
OUTPUT 1
OUTPUT 2
ENABLE
(IF USED)
0.1µF
0.1µF
10 mm MAX. (SEE NOTE 16)
図18.推奨プリント板取り付け図
0.01 µF
350
Ω
74LS04
OR ANY TOTEM-POLE
OUTPUT LOGIC GATE
VO
VCC+
8
7
6
1
3
SHIELD
5
2
4
HCPL-261A/261N
GND
GND2
357
Ω
(MAX.)
VCC
357
Ω
(MAX.)
*
*
GND1
アプリケーション情報
HCPL-261A/261N の CMR について
図 19 に、高 CMR を得るための推奨駆動回路(HCPL-261A/N
用)を示します。この回路には、2つの特長があります。
1. イネーブルピンが VCC につながっています。
2.1本ではなく2本の抵抗でLED電流を決めています。こ
れで、同相雑音による LED 電流の変動を少なく出来ま
す。
イネーブルピン(PIN7)が、オープンのままでは、同相雑音が
このピンに結合して CMR 不良を起こす可能性があります。
この不良は、LED が " オン " で出力が " ロー " の時に、発生し
ます。この状態で、PIN7 への同相雑音により、0.8V 以上の
電圧が出力に誘起される事がこの不良です。イネーブルピン
を、VCC、あるいはロジックのハイレベルに接続することで、
最高の CMR を実現出来ます。この方法は、イネーブルピン
のある1チャンネルタイプ(261A/261N/061A/061N)にのみ
有効です。
第2の特長について説明します。同相雑音は、LED の両端か
ら出力側への容量性結合を介して伝わります。これにより、
LED 電流が変動します。有害なのは、LED がオンの時には
LED 電流の減少で、LED がオフの時には LED 電流の増加で
す。図 20 の等価回路で、LED 両端と出力側グラウンド間に
存在する寄生容量を示します。表1は、同相雑音のLED電流
への影響をまとめたものです。
LED が ON と OFF では有害となる LED 電流の変動の方向が
違い、dVCM/dVt の符号で ILP とILN の符号も違いますので、高
い CMR を実現するためには ILP とILN をバランスさせる事が
必要となります。
GND BUS (BACK)
V
BUS (FRONT)
CC
OUTPUT 1
OUTPUT 2
0.1µF
10 mm MAX. (SEE NOTE 16)
* 高い CMR は、1 ピンと 4 ピンをグランド 1 に接続することによって得られます。
図19.推奨駆動回路(261A/261N)
DUAL CHANNEL PRODUCTS
SINGLE CHANNEL PRODUCTS
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 136
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com