Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

L6717A Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # L6717A
Description  Dynamic phase management
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6717A Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L6717A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6717A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 57 page
background image
DocID024465 Rev 1
3/57
L6717A
Contents
7
Output voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.1
CORE section - phase # programming
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
7.2
CORE section - current reading and current sharing loop
. . . . . . . . . . . .
35
7.3
CORE section - defining load-line
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
7.4
CORE section - analog offset (Optional - I2CDIS = 3.3 V) . . . . . . . . . . . .
37
7.5
NB section - current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
7.6
NB section - defining load-line
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
7.7
On-the-fly VID transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
7.8
Soft-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
7.8.1
LS-Less start-up
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8
Output voltage monitoring and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.1
Programmable overvoltage (I2DIS = 3.3 V)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
8.2
Feedback disconnection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
8.3
PWRGOOD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
8.4
Overcurrent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
8.4.1
CORE section
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8.4.2
IddSpike and IddTDC support
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.4.3
NB section
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9
Main oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
10
High current embedded drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
10.1
Boot capacitor design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
10.2
Power dissipation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
11
System control loop compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
11.1
Compensation network guidelines
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
12
LTB Technology® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
13
Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
13.1
Power components and connections
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
13.2
Small signal components and connections
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com