Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

Q65110A7321 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65110A7321
Description  Information Displays
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A7321 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65110A7321 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65110A7321 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2017-03-01
2
Version 1.1 - OS-PCN-2017-005-A
LR T68F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LR T68F-U1AA-1-1
450 ... 1400
Q65110A7321
LR T68F-U2V2-1-1
560 ... 1120
Q65110A9561
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LR T68F-U2V2-1-1 means that
only one group U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LR T68F-U2V2-1-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LR T68F-U2V2-1-1 means that
the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LR T68F-U2V2-1-1 means that only one forward voltage group 3A,3B,4A,4B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LR T68F-U2V2-1-1 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LR T68F-U2V2-1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 5). LR T68F-U2V2-1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LR T68F-U2V2-1-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,3B,4A,4B enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com