Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LRTGFTM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTGFTM
Description  3-colour displays, RGY displays
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTGFTM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRTGFTM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTGFTM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
LRT GFTM
MULTILED
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2015-04-27
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse,
Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche
(RGY-Displays) und diffuser Silikon-Verguß
Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung
aller Chips
Wellenlänge: 625 nm (red), 528 nm (true green)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN (true grün)
optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W (rot),
45 lm/W (true grün)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
oder 4000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil
Anwendungen
Anzeigen (z.B. im Verkehrsbereich;
Laufschriftanzeigen)
Getrennte Ansteuerung der Leuchtdiodenchips
zur Darstellung verschiedener Farben inclusive
gelb
Mehrfachdisplays bzw RGY-Displays
Features
package: white PLCC-6 package, higher contrast
by a black surface (RGY-Displays) and diffused
silicone resin
feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip
wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: ThinFilm (red),
ThinGaN (true green)
optical efficiency: 45 lm/W (red),
45 lm/W (true green)
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
displays (e.g. displays for traffic; message signs)
LED chips can be controlled seperately to display
various colors including yellow
3-colour displays, RGY displays


Similar Part No. - LRTGFTM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTGFTM-S7T7-1-V7AW-29 OSRAM-LRTGFTM-S7T7-1-V7AW-29 Datasheet
403Kb / 24P
luminous intensity
More results

Similar Description - LRTGFTM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
LD-001 ROHM-LD-001 Datasheet
55Kb / 2P
Flat displays
LD-201 ROHM-LD-201 Datasheet
54Kb / 2P
Flat displays
logo
Micro Electronics
MU13001A MICRO-ELECTRONICS-MU13001A Datasheet
65Kb / 2P
3 SINGLE DIGIT NUMBERIC DISPLAYS
logo
Kingbright Corporation
SA04-11EWA KINGBRIGHT-SA04-11EWA Datasheet
162Kb / 3P
Standard-Displays
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND5610 PURDY-AND5610 Datasheet
48Kb / 2P
LED Displays
logo
Texas Instruments
TIL304 TI-TIL304 Datasheet
102Kb / 7P
NUMERIC DISPLAYS
logo
OSRAM GmbH
LOT64F OSRAM-LOT64F Datasheet
2Mb / 24P
Information Displays
LRT66F OSRAM-LRT66F Datasheet
2Mb / 23P
Information Displays
LSQ976 OSRAM-LSQ976_14 Datasheet
517Kb / 19P
Information Displays
LAM67F OSRAM-LAM67F Datasheet
536Kb / 21P
Information Displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com