Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GWKAHLB2.DM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GWKAHLB2.DM
Description  Indoor General Lighting
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWKAHLB2.DM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWKAHLB2.DM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
2016-01-07
1
2016-01-07
SOLERIQ
® S 19
Datasheet
Version 1. 3
GW KAHLB2.DM
The SOLERIQ
® S products were specifically designed
for applications requiring large flux packages out of a
compact area. This “Brilliant Color” version is designed
for shop lighting applications. It features a high color
quality which is similar to high intensity discharge
lamps (HID). Its brilliant light not only provides a high
quality of white but also enables rich and saturated
colors which have only been possible with HID lamps
before.
Die SOLERIQ
® S Produkte wurden speziell für
Anwendungen entwickelt, die großen Lichtstrom aus
einer kompakten Fläche benötigen. Die “Brilliant
Color” Variante wurde zur optimalen Präsentation von
Waren in Verkaufsräumen entwickelt. Die hohe
Farbqualität ist vergleichbar mit der von
Hochdruck-Entladungslampen. Das brilliante Licht
erzeugt nicht nur ein hochwertiges Weiß, sondern
bringt auch die Fülle und Sättigung der Farben so zur
Geltung, wie man es bisher nur von Entladungslampen
kennt.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: Chip-on-Board
Gehäusetyp: Chip-on-Board
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
CRI: min. 85
CRI: min. 85
Luminous Flux: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
Lichtstrom: typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
Luminous efficacy: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C
Lichtausbeute: typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C
Applications
Anwendungen
Spot lights
Spot-Leuchten
Indoor General Lighting
Innen-Allgemeinbeleuchtung
Color: 3250 K (white)
Farbe: 3250 K (weiß)
FCI: typ. 136
FCI: typ. 136


Similar Part No. - GWKAHLB2.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWKAHLB2.CM OSRAM-GWKAHLB2.CM Datasheet
3Mb / 18P
Chip-on-Board
GWKAHLB2.EM OSRAM-GWKAHLB2.EM Datasheet
2Mb / 18P
Chip-on-Board
GWKAHLB2.PM OSRAM-GWKAHLB2.PM Datasheet
1Mb / 18P
Indoor General Lighting
GWKAHLB2.PM-TSTT-40S3 OSRAM-GWKAHLB2.PM-TSTT-40S3 Datasheet
1Mb / 18P
Indoor General Lighting
GWKAHLB2.PM-TSTT-50S3 OSRAM-GWKAHLB2.PM-TSTT-50S3 Datasheet
1Mb / 18P
Indoor General Lighting
More results

Similar Description - GWKAHLB2.DM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWKAGHB1.EM OSRAM-GWKAGHB1.EM Datasheet
704Kb / 18P
Indoor General Lighting
GWKAHJB1.CM OSRAM-GWKAHJB1.CM Datasheet
768Kb / 19P
Indoor General Lighting
GWKAHLB1.CM OSRAM-GWKAHLB1.CM Datasheet
597Kb / 18P
Indoor General Lighting
GWKAHLB2.PM OSRAM-GWKAHLB2.PM Datasheet
1Mb / 18P
Indoor General Lighting
GWKAHNB1.CM OSRAM-GWKAHNB1.CM Datasheet
817Kb / 19P
Indoor General Lighting
GWKAGMB3.EM OSRAM-GWKAGMB3.EM Datasheet
1Mb / 18P
Indoor General Lighting
GWJTLPS1.CM OSRAM-GWJTLPS1.CM Datasheet
1Mb / 26P
Indoor General Lighting
GWJTLPS2.CM OSRAM-GWJTLPS2.CM Datasheet
1Mb / 26P
Indoor General Lighting
GWJBLMS2.EM OSRAM-GWJBLMS2.EM Datasheet
1Mb / 24P
Indoor General Lighting
GWJTLPS1.EM OSRAM-GWJTLPS1.EM Datasheet
1Mb / 26P
Indoor General Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com