Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LAE63F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAE63F
Description  Power TOPLED Lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE63F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAE63F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-06-27
2
Version 1.1
LA E63F dual binning
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Partial Flux 1) page 21
Partial Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 4 mA
I
F = 50 mA
EV [lux]
EV [lux]
LA
E63F-V1AB-1-1+FBGB-2
4-1
710 ... 1800
14000 ... 28000
Q65111A5861
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1
means that only one group AA, AB, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LA
E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any one reel. E. g. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 means that only one forward voltage group 2A, 2B will be shippable. In order
to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 1 enthalten ist (siehe Seite 6). LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlasspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlasspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird.
Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2A, 2B enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com