Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LAE63F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAE63F
Description  Power TOPLED Lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE63F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAE63F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE63F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Version 1.1
LA E63F dual binning
2016-06-27
5
Brightness Groups (IF = 4 mA)
Helligkeitsgruppen
Brightness Groups (IF = 50 mA)
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups (IF = 4 mA)
4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21
Group
Partial Flux 1) page 21
Partial Flux 1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) E
v [lux]
(max.) E
v [lux]
(typ.) Φ
V [mlm]
V1
710
900
470
V2
900
1120
590
AA
1120
1400
730
AB
1400
1800
930
Group
Partial Flux 1) page 21
Partial Flux 1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Partieller Lichtfluss
1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) E
v [lux]
(max.) E
v [lux]
(typ.) Φ
V [mlm]
FB
14000
18000
9300
GA
18000
22400
11700
GB
22400
28000
14600
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual
brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine
Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
2A
1.65
1.80
2B
1.80
1.95



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com