Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LU5351 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LU5351
Description  colorless, diffused 5 mm package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LU5351 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LU5351 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2006-10-04
2
LU 5351
■ LU 5351 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird nicht ersetzt werden.
LU 5351 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - no replacement.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
und Farbe geliefert. Z.B.: LU 5351-JM-1+JM-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K,
L oder M für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LU 5351-JM-1+JM-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups per color
on each reel). E.g. LU 5351-JM-1+JM-1 means that only one group J, K, L or M for super-red will be shippable for
any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LU 5351-JM-1+JM-1 means that the device will be shiped within the specified
limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable..
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Gehäusefarbe
Color of Package
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous Intensity
1)
page 12
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
super-red
green
LU 5351
super-red / green
colorless diffused
4.5 ... 28.0
4.5 ... 28.0
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
■
LU 5351-JM-1+JM-1
Q62703Q2047



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com