Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LU5351 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LU5351
Description  colorless, diffused 5 mm package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LU5351 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LU5351 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LU5351 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LU 5351
2006-10-04
5
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous Intensity
1)
page 12
I
V (mcd)
H
J
K
L
M
2.80 …
4.50
4.50 …
7.10
7.10 … 11.20
11.20 … 18.00
18.00 … 28.00
Anm.: Die
Standardlieferform
von
Serientypen
beinhaltet
eine
Familiengruppe.
Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: J-1+K-1
Example: J-1+K-1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
(super-red)
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(super-red)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
(green)
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(green)
J
1
K
1
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com