Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LB-3333 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-3333
Description  colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-3333 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LB-3333 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
LB 3333, LT 3333
2008-05-19
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6) Seite 13
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6) page 13
Gruppe
Group
blue
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
465
469
523
529
nm
4
469
473
529
535
nm
5
473
477
535
541
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 13
Luminous Intensity
1) page 13
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 13
Luminous Flux
2) page 13
Φ
V (mlm)
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
T2
U1
U2
V1
V2
71 ...
90
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
280 ... 355
355 ... 450
450 ... 560
560 ... 710
710 ... 900
900 ... 1120
80 (typ.)
105 (typ.)
130 (typ.)
165 (typ.)
205 (typ.)
260 (typ.)
320 (typ.)
410 (typ.)
510 (typ.)
640 (typ.)
810 (typ.)
1020 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wengen Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or
a grouping of all individual groups of only a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: Q2-4
Example: Q2-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlängengruppen
Wavelength groups
Q2
4
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com