Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LB-V19G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-V19G
Description  SMT package, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-V19G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LB-V19G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-V19G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB V19G
FIREFLY
®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abkündigung nach OS-PD-2008-016
Obsolete acc. to OS-PD-2008-016
2008-12-15
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, farbloser diffuser
Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kompakte
Bauform mit seitlicher Abstahlrichtung
1,8 x 1,2 x 0,5 mm (LxBxH)
• Wellenlänge: 470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: horizontal 155°, vertikal 135°
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 15 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge; Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sensitiv
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT package, colorless diffused
resin
• feature of the device: compact package; side
emitting LED; 1.8 x 1.2 x 0.5 mm (LxWxH)
• wavelength: 470 nm (blue)
• viewing angle: horizontal 155°, vertical 135°
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 15 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: sensitive device
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
•toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LB-V19G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LB-V193 OSRAM-LB-V193 Datasheet
564Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
More results

Similar Description - LB-V19G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LHR974-LP-1 OSRAM-LHR974-LP-1 Datasheet
394Kb / 20P
SMT package 0805, colorless diffused resin
LB-Q39E OSRAM-LB-Q39E Datasheet
1Mb / 21P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LG-L29K OSRAM-LG-L29K Datasheet
423Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LO-L296 OSRAM-LO-L296 Datasheet
393Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LP-L296 OSRAM-LP-L296 Datasheet
388Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LS-L29K OSRAM-LS-L29K Datasheet
383Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LS-L296 OSRAM-LS-L296 Datasheet
388Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LT-QH9G OSRAM-LT-QH9G Datasheet
730Kb / 21P
SMT package 0402, colorless diffused resin
LB-V193 OSRAM-LB-V193 Datasheet
564Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
LG-V196 OSRAM-LG-V196 Datasheet
572Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com