Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT2535S Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2535S
Description  Total voltage input within the range of 5 % of total voltage input.
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2535S Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2535S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
HT2535S
4/10
www.hotchip.com.cn
高精度 CC/CV 原边控制器
Ver1.1
电气特性参数(若无特殊说明,TA=25℃,VCC=16V)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压部分
启动电流
I_VCC_ST
VCC=13V
5
20
uA
工作电流
I_VCC_OP
VCC=18V,
INV=2V,
CS=0
2
3
mA
启动阈值电压
UVLO_ON
VCC falling
8.2
9.0
10.5
V
关闭阈值电压
UVLO_OFF
VCC rising
16
18
19
V
VCC 钳位电压
VCC_Clamp
IVCC=10mA
25
27
29
V
过压保护阈值
OVP
24
26
28
V
误差放大器部分
参考电压
Vref_EA
1.97
2
2.03
V
误差放大器基准
电压
Gain
60
dB
FB 过压保护阈
OVP_FB
3
V
电流检测部分
前沿消隐时间
TLEB
625
ns
输入阻抗
Zsense
50
过流控制延迟
TD_OC
110
ns
过流阈值
VTH_OC
0.88
0.91
0.94
V
软启动时间
T_ss
17
ms
振荡器部分
IC 最大频率
Freq_Max
65
70
75
KHz
正常工作开关频
Freq_Nom
50
KHz
Freq_startup
INV=0V,
CB=5V
14
KHz
频率抖动范围
△f/Freq
±6
%
栅级驱动输出部分
输出低电平
VOL
IO=20mA
1
V
输出高电平
VOH
IO=20mA
6
V
输出钳位电压
V_clamp
12
V
输出上升时间
T_r
CL=0.5nF
650
ns
输出下降时间
T_r
CL=0.5nF
40
ns
MOS 管部分
MOS 管漏极电
BVdss
600
V
静态漏极电阻
Ron
12
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com