Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT2535S Datasheet(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2535S
Description  Total voltage input within the range of 5 % of total voltage input.
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2535S Datasheet(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2535S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2535S Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
HT2535S
1/10
www.hotchip.com.cn
高精度 CC/CV 原边控制器
Ver1.1
产品概述
HT2535S 是一款适用于低功率 AC/DC 电池充电器和
电源适配器的高集成度和高性能的离线式 PWM 控制
器。
HT2535S 采用原边反馈控制,使系统应用中可以省
去 TL431 和光耦,降低了成本。全电压输入范围内
恒压精度能保持在±5%以内。CC/CV 控制如图 1 所
示。在 CC 控制时,通过 CS 端的采样电阻 Rs 可调
整输出功率和电流。在 CV 控制时,多模式控制实现
了高性能和高效率,而且,通过内置的输出线损补偿
实现了较好的负载调整率。
HT2535S 提供了软启动功能和多种全面的可恢复保
护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、
VCC 电压的过压嵌位以及低压关闭(UVLO)。
HT2535S 使用了频率抖动技术,可以很好的改善开
关电源系统的 EMI 性能。
HT2535S 芯片可以作为线性电源或者 RCC 模式电
源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性
能,并有效地降低系统成本。HT2535S 采用 SOP-8
无铅封装,内置 1N60 功率 MOS 管。
主要特点
◆
低启动电流(5uA)
◆
低工作电流(2mA)
◆
全电压输入范围内,具有 5%的恒压调节和
5%的恒流调节精度
◆
原边反馈技术使系统节省 TL431 和光耦
◆
可编程的 CC、CV
◆
内置原边绕组电感补偿
◆
可编程的输出线损补偿
◆
内置软启动功能
◆
内置前沿消隐
◆
逐周期电流限制保护
◆ VCC 过压嵌位保护
◆
低电压关闭功能
◆
栅驱动输出电压嵌位
◆
频率抖动功能
典型应用
◆
手机/无绳电话充电器
◆
数码相机充电器
◆
小功率电源适配器
◆
电脑/电视辅助电源
◆
替代线性电源
◆ LED 灯具、射灯;天花灯、球泡灯等
典型应用电路图
VDD
COMP
INV
CS
Drain
Drain
GND
GND
AC
Vo
+
+
+
+
Ns
Np
NAUX
Rs
HT2535S
~
+


Similar Part No. - HT2535S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT2538D HOTCHIP-HT2538D Datasheet
1Mb / 8P
Steelable constant flow and output power
More results

Similar Description - HT2535S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astec America, Inc
AEE00-12VIN ASTEC-AEE00-12VIN Datasheet
146Kb / 2P
Total Power: 10 Watts Input, Voltages: 12V, No. of Outputs: Single and Dual
AEE04 ASTEC-AEE04 Datasheet
473Kb / 2P
Total Power: 15 Watts, Input Voltages: 48V, 24V, No. of Outputs: Single, Dual
AEH60 ASTEC-AEH60 Datasheet
506Kb / 2P
Total Power: 250 Watts, Input Voltages: 48 V, No. of Outputs: Single
AEQ15 ASTEC-AEQ15 Datasheet
61Kb / 2P
Total Power: 60 Watts, Input Voltages: 48V, No. of Outputs: Dual
APA100 ASTEC-APA100 Datasheet
1Mb / 2P
Total Power: 1200 Watts, Input Voltages: 85-265 VAC, No. of Outputs: Single
logo
Texas Instruments
LMR14203 TI-LMR14203 Datasheet
804Kb / 16P
Input Voltage Range of 4.5V to 42V, Output Voltage Range of 0.765V to 34V
LMR12010XMKE-NOPB TI-LMR12010XMKE-NOPB Datasheet
1Mb / 25P
Input Voltage Range of 3V to 20V, Output Voltage Range of 0.8V to 17V
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
RS-H ALPS-RS-H Datasheet
986Kb / 8P
Compact total length of travel 15mm
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1801 HMSEMI-HM1801 Datasheet
502Kb / 8P
HM1801-SIP of Power Bank Total Solution
HM1803 HMSEMI-HM1803 Datasheet
546Kb / 13P
HM1803-SIP of Power Bank Total Solution
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com