Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TM1623 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1623
Description  LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1623 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1623 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1623 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
LED 驱动控制专用电路
TM1623
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
- 2 -
V1.2
四、管脚功能定义:
符号
管脚名称
管脚号
说明
DOUT
数据输出
2
在时钟下降沿输出串行数据,从低位
开始。输出时为N管开漏输出。可与DIN
短接使用
DIN
数据输入
3
在时钟上升沿输入串行数据,从低位
开始。可与DOUT短接使用
CLK
时钟输入
4
在上升沿读取串行数据,下降沿输出
数据。
STB
片选输入
5
在下降沿初始化串行接口,随后等待
接收指令。STB为低后的第一个字节作
为指令,当处理指令时,当前其它处理
被终止。当STB为高时,CLK 被忽略。
NC
NC
1、13
内部未连线
K1~K3
键扫数据输入
6~8
输入该脚的数据在显示周期结束后被
锁存
SGE1/KS1~
SEG10/KS10
输出(段)
10~12
14~20
段输出(也用作键扫描输出),P管开
漏输出
SEG11
输出(段)
21
段输出,P管开漏输出
GRID1~ GRID4
输出(位)
27~32
位输出,N管开漏输出
SEG12/DRID7 ~
SEG14/GRID5
输出(段/位)
22~24
段/位复用输出,只能选段或位输出
VDD
逻辑电源
9、25
接电源正
GND
逻辑地
26、29、32
接系统地
▲注意:建议客户在使用时将DIN、DOUT短接在一起作为DIO使用。DIN口输出数据时为N管开漏输出,
在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电阻。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com