Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

FM7124MB Datasheet(PDF) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7124MB
Description  LED power spotlight driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7124MB Datasheet(HTML) 6 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7124MB Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM7124MB (文件编号:S&CIC1252)
LED 功率射灯驱动 IC
www.superchip.cn
6 页 共 9 页
Version 1.0
PCB设计
在设计
FM7124MB PCB 板时,需要遵循以下指南: 旁路电容 VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。
地线
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如变压器主级、功率管及吸收网络的环路面积,以及变压器次级、次级二极管、输出电容
的环路面积,以减小
EMI 辐射。
NC 引脚
NC 引脚必须悬空以保证芯片引脚间距离满足爬电距离。
Drain 引脚
增加
Drain 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
典型应用
FM7124MD-12W (12W/280mA, 输入全电压范围 85V~265V)
1
8
2
7
3
6
4
5
IC1
1
3
D1--D4
+ C1
22uF/400V
D6
ES1J
LED1
220V AC
220V AC
R2
200K 1206
R5
1.5R 1206
+
C2
4.7uF/25V
T1
+ C4
22uF/100V
R4
56K 0805
LED18
CS
DRAIN
GND
VCC
R1
200K 1206
D5
M7
R3
200K 1206
C3
1nF/250V 1206
1N4007
R6
1.3R 1206
R7
200K 1206
FR1
0.5A/250V
Y1
1nF/1KV
NC
NC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com