Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

FM7124MB Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7124MB
Description  LED power spotlight driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7124MB Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7124MB Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7124MB Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM7124MB (文件编号:S&CIC1252)
LED 功率射灯驱动 IC
www.superchip.cn
5 页 共 9 页
Version 1.0
应用信息
FM7124MB 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,采用专有的恒流架构和控制方法,芯片内部集成 650V 功
率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。采用了原边反馈技术,
FM7124MB 无需光耦及 TL431
反馈,也无需辅助绕组供电和检测,系统成本极低。
启动
系统上电后,母线电压通过启动电阻对
VCC 电容充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路
开始工作。
FM7124MB 内置 15V 稳压管,用于钳位 VCC 电压。芯片正常工作时,需要的 VCC 电流极低,所以无
需辅助绕组供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测变压器原边的峰值电流,
CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部 500mV 阈值电
压进行比较,当
CS 电压达到内部检测阈值时,功率管关断。 变压器原边峰值电流的表达式为:
CS 比较器的输出还包括一个 500ns 前沿消隐时间。 LED 输出电流计算方法:
其中,
NP 是变压器主级绕组的匝数, NS 是变压器次级绕组的匝数, IP_PK 是主级侧的峰值电流。
功率管
芯片内部集成功率
MOS管,简化了芯片外围器件,节省了系统成本和体积。 FM7124MB采用了 DIP-8 封装。
工作频率
系统工作在电感电流断续模式,无需环路补偿,最大占空比为
42%。建议设置正常工作时的最大频率为
65KHz~70KHz。如果设置的过高,会影响最大串联 LED 灯数量;如果设置的过低,会使 LED 电源开路电压过高。
芯片限制了系统的极限最大工作频率和极限最小工作频率,以保证系统的稳定性。 工作频率的计算公式为:
其中,
Lp是变压器主级侧电感。
保护功能
FM7124MB内置多种保护功能,包括LED开路/短路保护,原边过流保护,VCC欠压保护,芯片过温保护等。
当输出
LED开路时,系统会触发过压保护逻辑并锁死,系统停止开关工作。 当LED短路时,系统工作在5kHz低频,
所以功耗很低。当有些异常的情况发生时,比如
CS采样电阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测电路会触
发保护逻辑并锁死,系统马上停止开关工作。 系统进入保护状态后,
VCC电压开始下降;当VCC到达欠压保护阈
值时,系统将重启。同时系统不断的检测负载状态,如果故障解除,系统会重新开始正常工作。
FM7124MB 过温保护电路检测芯片结温度。当温度超过 125℃阈值时,芯片进入恒温工作模式,随着温度再
升高
LED 电流会线性减小,起到不闪灯的效果。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com