Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 76 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 76 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 72Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 73Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 74Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 75Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 76Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 77Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 78Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 79Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 80Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 7766 页
页,
,共
共 113311 页
页
11
1/ ( (16MHz / 32) / 8)
× (12 + 0 + 2) = 224us
1
00
00
1/ ( (16MHz / 32) / 1)
× (12 + 1 + 16) = 58us
01
1/ ( (16MHz / 32) / 1)
× (12 + 1 + 8) = 42us
10
1/ ( (16MHz / 32) / 1)
× (12 + 1 + 4) = 34us
11
1/ ( (16MHz / 32) / 1)
× (12 + 1 + 2) = 30us
01
00
1/ ( (16MHz / 32) / 2)
× (12 + 1 + 16) = 116us
01
1/ ( (16MHz / 32) / 2)
× (12 + 1 + 8) = 84us
10
1/ ( (16MHz / 32) / 2)
× (12 + 1 + 4) = 68us
11
1/ ( (16MHz / 32) / 2)
× (12 + 1 + 2) = 60us
10
00
1/ ( (16MHz / 32) / 4)
× (12 + 1 + 16) = 232us
01
1/ ( (16MHz / 32) / 4)
× (12 + 1 + 8) = 168us
10
1/ ( (16MHz / 32) / 4)
× (12 + 1 + 4) = 136us
11
1/ ( (16MHz / 32) / 4)
× (12 + 1 + 2) = 120us
11
00
1/ ( (16MHz / 32) / 8)
× (12 + 1 + 16) = 464us
01
1/ ( (16MHz / 32) / 8)
× (12 + 1 + 8) = 336us
10
1/ ( (16MHz / 32) / 8)
× (12 + 1 + 4) = 272us
11
1/ ( (16MHz / 32) / 8)
× (12 + 1 + 2) = 240us
(1) fosc=16MHz
(2) 代码选项
(3) AD 转换时间随 fosc 频率的改变而改变。
3.8.3 使用内部参考电压 1.40V 的 校准方法
内部 1.4V 作参考时,由于 1.4V 本身的浮动范围在 1.3-1.45V 之间,所以需要对 1.4V 的参考进行
校正。在烧录芯片的时候,已经在 E2PROM 的 102FH(不同型号 MCU 的位置有差别,注意参考用户手册)
的地址里烧录了 1.4V 的校正值,所以在上电的时候,需要把这个校正值读出来,在采到 AD 后,把这个校
正值与采到的 AD 值相乘然后除以 8000H,得到的最后结果才是实际 AD 值。
如果有多个通道在使用时,当检测其中任一通道时,其它模拟口要设置为数字口。
movlf macro d1,f1
movlw d1
movwf f1
endm
movff macro f1,f2
movfw f1
movwf f2
endm
;************************************************************************
E2PROM_ROUT:
;上电先从EEPROM的102fH中读出1.4V参考的校准值
movlf
2fH,eadrl
;要读的EEPORM地址放入EADRL EADRH中
movlf
10H,eadrh
movp
movwf
M_D_TEMP12
;低位W中的数据放在M_D_TEMP12中
movff
edath,M_D_TEMP11
;高位EDATH的数据放在M_D_TEMP11中
return
AD_init:
;CPUCLK = 16/4 =4MHZ
movlw 00000001B
;B1:B0
01
ADC CLOCK = CPUCLK/2=2M
movwf SRADCON0
;B5 B4 = 0
0
ADC输入信号获取时间 16个ADC时钟
movlw 00000010B
;B[5] 0
结果放在SRAD中
movwf SRADCON1
;B[1:0] 10
内部参考电压1.4V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com