Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

CSU8RF3421 Datasheet(PDF) 22 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3421
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3421 Datasheet(HTML) 22 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3421 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3421 Datasheet HTML 26Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 2222 页
页,
,共
共 113311 页
页
图10
系统掉电复位示意图
电压跌落可能会进入系统死区。进入系统死区,即电源电压不能满足系统的最小工作电压要求。系统
掉电复位示意图如上图所示。芯片的掉电复位点在 2.0V,芯片的低电压复位点可以通过代码选项设置
成 2.4V 或者不设置低电压复位点。
为避免进入系统死区,建议利用低电压复位(LVR)功能,尤其是指令周期是高速应用的情况。
不同指令周期的系统出错区域不同,取决于指令周期工作电压范围,见 5.2。掉电复位性能的改善可以
通过如下几点实现:
1)
低电压复位(LVR)
2)
看门狗复位
3)
降低系统指令周期
4)
采用外部复位电路(稳压二极管复位电路;电压偏移复位电路;外部 IC 复位)
2.3.4 外部硬件复位
外部复位由代码选项 RESET_PIN 控制,见 3.12。通过设置该代码选项,可使能外部硬件复位功能。外
部硬件复位引脚为施密特触发结构,低电平有效。硬件复位引脚为高电平时,系统正常工作;硬件复
位引脚为低电平时,系统复位。
在芯片代码选项使能外部硬件复位功能后,需要注意的是:在系统上电完成后,外部复位需要输入高
电平,否则,系统会一直复位,直到外部硬件复位结束。
外部硬件复位可以在上电过程中使用系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统避免进入系统死
区。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com