Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
20
2005-07-12
位
符号
功能
0
1
2
T0PSC0
T0PSC1
T0PSC2
定义预分频器级数,
T0PSC2,T0PSC1,T0PSC0=
000:fINT=fSYS
001:fINT=fSYS/2
010:fINT=fSYS/4
011:fINT=fSYS/8
100:fINT=fSYS/16
101:fINT=fSYS/32
110:fINT=fSYS/64
111:fINT=fSYS/128
3
T0E
定义定时
/计数器 TMR0 的触发方式:
外部事件计数模式下
(T0M1,T0M0)=(0,1):
1:从下降沿开始计数
0:从上升沿开始计数
脉冲宽度测量模式下
(T0M1,T0M0)=(1,1):
1:计数开始于上升沿,止于下降沿;
0:计数开始于下降沿,止于上升沿
4
T0ON
打开
/关闭定时/计数器(0=关闭,1=打开)
5
—
未用,读出为“
0”
6
7
T0M0
T0M1
定义工作模式
(T0M1,T0M0):
01=事件计数模式(外部时钟)
10=定时模式(内部时钟)
11=脉冲宽度测量模式
00 =未用
TMR0C(0EH)寄存器
位
符号
功能
0~2
—
未用,读出为“
0”
3
T1E
定义定时
/计数器 TMR1 的触发方式:
外部事件计数模式下
(T1M1,T1M0)=(0,1):
1:从下降沿开始计数
0:从上升沿开始计数
脉冲宽度测量模式下
(T1M1,T1M0)=(1,1):
1:计数开始于上升沿,止于下降沿;
0:计数开始于下降沿,止于上升沿
4
T1ON
打开
/关闭定时/计数器(1=打开,0=关闭)
5
T1S
内部时钟来源选项
(0=fSYS/4,1=32768Hz)
6
7
T1M0
T1M1
定义工作模式
(T1M1,T1M0):
01=外部事件计数模式(外部时钟)
10=定时模式(内部时钟)
11=脉冲宽度测量模式
00 =未用
TMR1C(11H)寄存器
要启动计数器,只要置位
TON(TMR0C/TMR1C 的第 4 位)。在脉宽测量模式下,TON 在测量结束后
会被自动清除;但在另外两种模式中,
TON 只能由指令来清除。定时/计数器 0/1 的溢出可以做为唤醒信号,
并可以提供给
PFD (可编程分频输出)使用。如果 PA3 选择为 PFD 输出,有两种模式选择:一种是选择 PFD0
做为
PFD 输出,另一种是选择 PFD1 做为 PFD 输出,PFD0、PFD1 分别是定时/计数器 0、定时/计数器 1
的溢出信号。不管是什么模式,只要写
0 到 ET0I 或 ET1I 即可禁止定时/计数器中断服务。当使用 PFD 功
能时,执行“
SET [PA].3”可以打开 PFD 输出,执行“CLR [PA].3”则关闭 PFD 输出。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com