Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
25
2005-07-12
输入
/输出口
HT49CV3 有 17 位双向输入/输出口,记为 PA、PB、PC 和 PD,其分别对应 RAM 地址[12H],[14H],
[16H]和[18H] ,所有端口都可以进行输入/输出操作。输入时,端口没有锁存功能,输入信号必须在 MOV
A,[m](m=12H、14H、16H 或 18H)指令的 T2 上升沿到来前准备好;输出时,端口有锁存功能,端口上的
数据会保持不变直到执行下一个写入操作。
V D D
M
U
X
M
U
X
P F D E N
( P A 3 )
O P 0 ~ O P 7
I N T 0 f o r P D 4 o n l y
I N T 1 f o r P D 5 o n l y
T M R 0 f o r P D 6 o n l y
T M R 1 f o r P D 7 o n l y
S y s t e m W a k e - u p
( P A o n l y )
R e a d D a t a R e g i s t e r
P A 0 / P A 1 / P A 3
D
Q
C K
S
D
Q
C K
Q
S
C o n t r o l B i t
P U
D a t a B u s
W r i t e C o n t r o l R e g i s t e r
C h i p R e s e t
R e a d C o n t r o l R e g i s t e r
W r i t e D a t a R e g i s t e r
D a t a B i t
P A 0 / B Z
P A 1 / B Z
P A 2
P A 3 / P F D
P A 4 ~ P A 7
P B 0 ~ P B 3
P C 7 / R M T
P D 4 / I N T 0
P D 5 / I N T 1
P D 6 / T M R 0
P D 7 / T M R 1
Q
B Z / B Z / P F D
输入
/输出口
每个输入
/输出口都有一个控制寄存器(PAC、PBC、PCC、PDC),用来控制输入/输出状态。利用控制
寄存器,可对
CMOS 输出、带或不带上拉电阻的斯密特触发输入通过软件动态地进行改变。做为输入时,
对应的控制寄存器应设置为“
1”。输入信号来源也取决于控制寄存器,如果控制寄存器的值为“1”,那么
读取的是引脚状态;如控制寄存器的值为“
0”,则读取的是内部锁存器的值。后者可能会在‘读-修改-写’
指令中发生。做为输出时,只能采用
CMOS 输出。控制寄存器对应 RAM 地址 13H、15H、17H、19H。
系统复位之后,这些输入
/输出口会是高电平或浮空状态(由上拉电阻选项决定)。每一个输入/输出锁存
位都能用“
SET [m].i”或“CLR [m].i”指令置位或清除(m=12H、14H、16H 或 18H)。
有些指令会先输入数据,然后进行输出操作。例如:“
SET [m].i”,“CLR [m].i”,“CPL [m]”,
“
CPLA[m]”这些指令会先将整个端口状态读入 CPU 中,接着执行所定义的运算(位操作),然后再将结果
写入锁存器或累加器中。
PA 的每一个口都具有唤醒系统的能力。
所有的输入
/输出口都有上拉电阻选项。一旦选择了上拉电阻选项,输入/输出口就加了上拉电阻。如
果不选择上拉电阻,必须注意在输入模式下,若输入
/输出口会产生浮空状态。
PA3 与 PFD 共用引脚,如果选择 PFD 功能,则 PA3 在输出模式时的输出信号将是由定时/计数器的溢
出信号产生的
PFD 信号,而在输入模式始终保持其原来的功能。一旦选择 PFD 功能,PFD 的输出信号只
受
PA3 数据寄存器控制。向 PA3 数据寄存器写入“1”,则输出 PFD 信号;向 PA3 数据寄存器写入“0”,
则
PA3 输出为“0”。 PA3 的输入/输出功能如下所示:
I/O
模式
I/P
(正常)
O/P
(正常)
I/P
(PFD)
O/P
(PFD)
PA3
逻辑输入
逻辑输出
逻辑输入
PFD
(定时/计数器开启)
注:
PFD 的输出频率是定时/计数器溢出频率的 1/2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com