Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

STC89LE52RC Datasheet(PDF) 47 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89LE52RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE52RC Datasheet(HTML) 47 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE52RC Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE52RC Datasheet HTML 51Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
47
                 定时器应用举例
【例 1 】  定时 / 计数器编程,定时 / 计数器的应用编程主要需考虑:根据应用要求,通过程序初
始化,正确设置控制字,正确计算和计算计数初值,编写中断服务程序,适时设置控制位等。通常情况下,
设置顺序大致如下:
1)工作方式控制字(TMOD、T2CON)的设置;
2)计数初值的计算并装入 THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L;
3)中断允许位 ETx、EA 的设置,使主机开放中断;
4) 启 / 停位 TRx 的设置等。
现以定时 / 计数器 0 或 1 为例作一简要介绍。
8051 系列单片机的定时器 / 计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的,即属加 1 计数器,因此,就不能
直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去,而必须将实际计数值以 28、213、216 为
模求补,以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。
设:实际计数值为 X,计数器长度为 n(n=8、13、16),则应装入计数器 THx、TLx 中的计数初值为
2 n -x ,式中 2 n 为取模值。例如,工作方式 0 的计数长度为 13 位,则 n=13 ,以 2 13 为模,工作方式 1
的计数长度为 16 ,则 n=16 ,以 2 16 为模等等。所以,计数初值为(x )=  2 n-x 。
对于定时模式,是对机器周期计数,而机器周期与选定的主频密切相关。因此,需根据应用系统所选
定的主频计算出机器周期值。现以主频 6MHz 为例,则机器周期为:
一个机器周期 =
12
主振频率
=
12
6 × 106
μ s = 2 μ s
实际定时时间 Tc = x・Tp
式中 Tp 为机器周期,Tc 为所需定时时间,x 为所需计数次数。Tp 和 Tp 一般为已知值,在求出
Tp 后即可求得所需计数值 x,再将 x 求补码,即求得定时计数初值。即
                      (x)补 = 2n - x
例如,设定时时间 Tc = 5ms ,机器周期 TP =  2 μ s ,可求得定时计数次数
5ms
2 μ s
x =
= 2500 次
设选用工作方式 1,则 n=16,则应设置的定时时间计数初值为:(x)补 = 216 - x=65536-2500=63036,
还需将它分解成两个 8 位十六进制数,分别求得低 8 位为 3CH 装入 TLx,高 8 位为 F6H 装入 THx 中。
工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。
对外部事件计数模式,只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。
【例 2】 定时 / 计数器应用编程,设某应用系统,选择定时 / 计数器 1 定时模式,定时时间 Tc = 10ms,
主频频率为 12MHz,每 10ms 向主机请求处理。选定工作方式 1。计算得计数初值:低 8 位初值为 F0H,高 8
位初值为 D8H。
(1)初始化程序



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com