Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

YWMCS7022PZ Datasheet(PDF) 3 Page - Whirlpool.

Part # YWMCS7022PZ
Description  MICROWAVE OVEN
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

YWMCS7022PZ Datasheet(HTML) 3 Page - Whirlpool.

  YWMCS7022PZ Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. YWMCS7022PZ Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. YWMCS7022PZ Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. YWMCS7022PZ Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. YWMCS7022PZ Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. YWMCS7022PZ Datasheet HTML 6Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
GUIDE DE DIMENSIONS
FOUR À MICRO-ONDES
REMARQUE : Spécifications sujettes à changement sans préavis.
3 de 6
DIMENSIONS DU PRODUIT
NO DE MODÈLE
WMCS7022PB/WMCS7022PW
WMCS7022PZ/YWMCS7022PZ
Unité de mesure
po
cm
Largeur totale (A)
21 3⁄4
55,3
Hauteur totale (B)
12 1⁄4
31,2
Hauteur de la porte (C)
11 7⁄16
29,1
Profondeur sans porte (D)
17
43,2
Profondeur avec porte (E)
18 5⁄16
46,5
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)
35 1⁄4
89,6
A
B
C
VUE AVANT
D E
F
VUE AVANT
E
D
VUE DE FACE
VUE DU DESSUSVUE
VUE LATÉRALE



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com