Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

WFGS3530R Datasheet(PDF) 7 Page - Whirlpool.

Part # WFGS3530R
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS3530R Datasheet(HTML) 7 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS3530R Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
7 de 15
IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au manuel de l’utilisateur avant de choisir
une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation.
CUISINIÈRES AUTOPORTANTESÉLECTRIQUES WHIRLPOOL®
PRODUIT : WFGS3530R*
WFGS3530R*
Légende
Description
po
cm
A*
Hauteur du dessus des grilles
36 15/16
93,86
B*
Hauteur du dessus de la surface de cuisson
36
91,46
C*
Hauteur du dessus de la porte
31 5/16
79,57
D*
Hauteur du dessus de la poignée
31 1/8
79,06
E*
Hauteur du tiroir
8 7/16
21,37
F
Profondeur avec poignée
28 1/16
71,26
*IMPORTANT : Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l’ajustement de hauteur de la cuisinière.
Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 1⁄2 po (3,8 cm).
E*
D*
C*
B*
A*
F
VUE LATÉRALE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com