Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

WFGS3530R Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WFGS3530R
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS3530R Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS3530R Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
8 de 15
Exigences d’emplacement
IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et
règlements en vigueur. Ne pas obstruer le flux de combustion et de
ventilation.
■
C’est à l’installateur qu’incombe la responsabilitéde respecter
les distances de séparation spécifiées sur la plaque signalétique.
La plaque signalétique se trouve derrière la porte du four, dans le
coin supérieur droit/gauche du châssis.
■
La cuisinière doit être installée à un endroit pratique dans la
cuisine.
■
Dans le cas d’une cuisinière encastrée, l’enceinte doit recouvrir
complètement les côtés et l’arrière de la cuisinière.
■
Toutes les ouvertures dans le mur ou le plancher de
l’emplacement d’installation de la cuisinière doivent être scellées.
■
Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent être
utilisées. Ces dimensions constituent les valeurs minimums des
dégagements.
■
La bride antibasculement doit être installée. Pour l’installation
de la bride antibasculement fournie avec la cuisinière, voir la
section « Installation de la bride antibasculement » du manuel de
l’utilisateur.
■
Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir
la section « Spécifications électriques ».
■
Un raccordement adéquat à l’alimentation en gaz doit être
accessible. Voir la section « Spécifications de l’alimentation en
gaz ».
■
Demander à un installateur de revêtement de sol qualifié de
vérifier que le revêtement de plancher peut supporter une
température de 200 °F (93 °C).
■
Dans le cas de l’installation de la cuisinière sur une moquette,
placer sous la cuisinière un tapis isolant ou une plaque de
contreplaqué de 1/4 po (0,64 cm).
IMPORTANT : Pour éviter d’endommager les armoires, consulter
le constructeur de la maison ou le fabricant des armoires pour
déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement
de couleur, une déstratification ou d’autres dommages. Ce four a
été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA
International et respecte les températures maximales permises de
194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.
Résidence mobile – Spécifications supplémentaires
à respecter lors de l’installation
L’installation de cette cuisinière doit s’effectuer conformément à
la norme Manufactured Home Construction Safety Standards,
Title 24 CFR, Part 3280 (anciennement Federal Standard for Mobile
Home Construction and Safety, title 24, HUD, Part 280). Lorsque
cette norme n’est pas applicable, utiliser la norme Standard for
Manufactured Home Installations, ANSI A225.1/NFPA 501A ou les
dispositions des codes locaux.
Au Canada, l’installation de cette cuisinière doit satisfaire aux
stipulations de la version la plus récente de la norme CAN/
CSA-Z240.1, ou des codes locaux en vigueur.
Critères à respecter pour une installation en résidence mobile :
■
Lorsque cette cuisinière est installée dans une maison mobile,
elle doit être fixée selon les instructions de ce document. Toute
méthode pour fixer de façon sécuritaire la cuisinière est adéquate
dès qu’elle respecte les normes mentionnées plus haut.
Dimensions de l’armoire
Les dimensions de l’ouverture de l’armoire présentée sont :
profondeur de comptoir – 25 po (64,0 cm), profondeur de
l’armoire – 24 po (61,0 cm) et hauteur du comptoir – 36 po (91,4 cm).
IMPORTANT : Lors de l’installation d’une hotte ou d’un ensemble
hotte/four à micro-ondes au-dessus de la surface de cuisson, suivre
les instructionsfournies avec la hotte ou l’ensemble
hotte/micro-ondes concernant les dimensions de dégagement à
respecter au-dessus de la surface de la table de cuisson.
A. Pour le dégagement minimum vers la partie supérieure de la table de
cuisson, voir la REMARQUE*.
B. Profondeur maximale de l’armoire supérieure : 13 po (33 cm)
C. 30 po (76,2 cm) minimum de largeur d’ouverture
D. 18 po (45,7 cm) entre l’armoire latérale supérieure et le comptoir
E. 30 po (76,2 cm) minimum de largeur d’ouverture
F. La zone ombragée est recommandée pour l’installation de tuyau de
gaz rigide.
G. 4 1
/2 po (11,4 cm)
H. 8 po (20,3 cm)
I. 17 po (43,2 cm)
J. 2 po (5,1 cm)
K. 4 1
/2 po (11,4 cm)
L. 3 po (7,6 cm) minimum de dégagement entre les deux côtés de la
cuisinière et les parois latérales ou d’autres matériaux combustibles.
M. Prise avec mise à la terre
N. La porte ou charnière de l’armoire ne doit pas dépasser à l’intérieur de
l’ouverture.
*REMARQUE : Distance de séparation de 24 po (61,0 cm)
ou plus lorsque le fond d’une armoire de bois ou de métal est
protégée par une planche ignifugée d’au moins 1/4 po (0,64 cm)
recouverte d’une feuille métallique d’épaisseur égale ou
supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015 po
(0,4 mm), aluminium 0,024 po (0,6 mm) ou cuivre 0,020 po
(0,5 mm).
Distance de séparation minimale de 30 po (76,2 cm) ou plus entre
le dessus de la table de cuisson et le fond d’une armoire de bois
ou de métal non protégée.
N
B
C
D
L
A
E
M
G
I
K
J
F
F
K
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com