Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GWKAJRB2.EM Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # GWKAJRB2.EM
Description  SOLERIQ E 30
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWKAJRB2.EM Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH GWKAJRB2.EM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
Draft Version 0.0
GW KAJRB2.EM
2012-04-10 Preliminary Data
17
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
±11%.
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Forward Voltage: Forward voltages are tested at
a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±
0.1 V.
2)
Durchlassspannung: Spannungswerte werden
mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
3)
Extrapolated Values: The stated values are
extrapolated data. These are based on the testing
limits measured as specified in the datasheet. The
extrapolation is based on the typical temperature
and forward current dependence shown in the
datasheet graphs.
3)
Extrapolierte Werte: Bei
den
angegebenen
Werten handelt es sich um extrapolierte Angaben.
Diese basieren auf den im Datenblatt spezifizierten
Testgrenzen
bei
den
angegebenen
Messbedingungen.
Die
Extrapolation
erfolgte
anhand der im Datenblatt angegebenen typischen
Diagramme
zur
Temperatur-
und
Stromabhängigkeit.
4)
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
4)
Farbortgruppen: Farbortgruppen
werden
mit
einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer
Genauigkeit von ±0,01 ermittelt
5)
Typical Values: Due to the special conditions of
the manufacturing processes of LED, the typical
data
or
calculated
correlations
of
technical
parameters can only reflect statistical figures. These
do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could
differ
from
the
typical
data
and
calculated
correlations or the typical characteristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
5)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes
überein,
dessen
Werte
sich
von
typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Tolerance of Measure: Dimensions
are
specified as follows: mm (inch).
6)
Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com