Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

UM0934 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # UM0934
Description  ST7570 S-FSK power line networking System-on-Chip
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0934 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  UM0934 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 113 page
background image
UM0934
Contents
Doc ID 17389 Rev 2
3/113
4.3.2
Alarm services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.3.3
Synchronization services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.4
Framing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.5
Address management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.5.1
Local MAC address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5.2
Address space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5.3
Reception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5.4
Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.5.5
Group addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6
Time-slot synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6.1
PHY layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6.2
MAC layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.6.3
Initiator MAC address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.7
Timeouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.7.1
Synchronization-confirmation-timeout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.7.2
Timeout-frame-not-OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.7.3
Timeout-not-addressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.8
Credit management and repetitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.8.1
Initial credit (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.8.2
Current credit (CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.8.3
Delta credit (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.8.4
Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.8.5
Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.9
Additional features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.9.1
Delta-phase detection at 2400 bps baud rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5
Host interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1
UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2
Communication protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.1
Frame types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.2
Local port arbitration rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.3
Host interface timeouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3
Command codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3.1
CMD_SynchroIndication (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3.2
CMD_SynchroStatus (85h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3.3
CMD_DesynchroRequest (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com