Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN2713 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2713
Description  LNB power supply based on the LNBH23 supply
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2713 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2713 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2713 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 40 page
background image
Content
AN2713
2/40
Doc ID 14431 Rev 1
Content
1
Block diagram description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Step-up controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Pre-regulator block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3
I2C interface and diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4
22 kHz oscillator and EXTM function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5
Tone detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.6
DiSEqC communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.7
Linear post-regulator, modulator and protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Component selection guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
Input capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Ferrite bead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
DC-DC converter output capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4
DC-DC converter Schottky diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
DC-DC converter inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6
Output current limit-RSEL selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.7
Undervoltage diode protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.8
DiSEqC implementation and inductor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.9
TVS diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Other application circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
18 V to 13 V fast transition with high bus capacitance . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Reverse voltage and lightning surge protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Layout guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1
PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2
Startup procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com