Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN2795 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2795
Description  VNI4140K load test report
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2795 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2795 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2795 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
Contents
AN2795
2/28
DocID14836 Rev 2
Contents
1
Bulb load tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Bulb, 10.5 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2
Bulb, 10.5 V, 4 channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.3
Bulb, 24 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.4
Bulb, 24 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.5
Bulb, 36 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.6
Bulb, 36 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2
Inductive load tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Inductor, 10.5 V, 1 channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2
Inductor, 10.5 V, 4 channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.3
Inductor, 24 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.4
Inductor, 24 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
2.5
Inductor, 36 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
2.6
Inductor, 36 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
3
Short-circuit tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1
Short-circuit, 10.5 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
3.2
Short-circuit, 10.5 V, 4 channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
3.3
Short-circuit, 24 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3.4
Short-circuit, 24 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.5
Short-circuit, 36 V, 1 channel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.6
Short-circuit, 36 V, 4 channels
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com