Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN2816 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # AN2816
Description  High-efficiency step-down controller
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2816 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  AN2816 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2816 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
List of figures
AN2816
4/36
List of figures
Figure 1.
PM6675S demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
PM6675S demonstration board schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Top side component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 4.
Top view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
Layer 2 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Layer 3 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
Bottom view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8.
Bottom side component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
JP3 (VSEL) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 10.
JP1 (NOSKIP) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 11.
JP2 (LILIM) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 12.
JP5 (COMP) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 13.
PM6675S demonstration board test setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.
VOUT soft-start at 270 mW load, pulse-skip mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 15.
LOUT turn-on, VOUT in pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 16.
VOUT = 1.5 V, VIN = 12 V, IVOUT = 0 A, forced-PWM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 17.
VOUT = 1.5 V, VIN = 12 V, IVOUT = 0 A, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 18.
VOUT = 1.5 V, VIN = 12 V, no load, non-audible pulse-skip mode (33 kHz) . . . . . . . . . . . . 23
Figure 19.
VOUT load regulation - VIN = 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 20.
LOUT load regulation - LDOIN = 1.5 (VOUT), he dropout voltage (0.35 V) limits the
maximum sourced current to about 1.8 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 21.
VOUT load transient (VIN = 12 V, LOAD = 0 A to 8 A at 2.5 A/µs), pulse-skip mode. . . . . . 25
Figure 22.
VOUT load transient (VIN = 12 V, LOAD = 8 A to 0 A at 2.5 A/µs), pulse-skip mode. . . . . . 25
Figure 23.
LOUT load transient (VIN = 12 V, LOAD = 1.8 A to 1.85 A at 2.5 A/µs), pulse-skip mode . . 25
Figure 24.
Forced PWM (blue), non-audible pulse-skip (green), pulse-skip (red), efficiency vs.
output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 25.
External MOSFET gate signals (VIN = 12 V, LOAD = 0), pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . 27
Figure 26.
External MOSFET gate signals (VIN = 12 V, LOAD = 7 A), pulse-skip mode . . . . . . . . . . 27
Figure 27.
VOUT and LOUT output voltages VOUT soft-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 28.
VOUT and LOUT output voltages, LOUT soft-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 29.
UV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 30.
OV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 31.
VOUT and LOUT rails, thermal shutdown, pulse-skip mode, LOUT powered by VOUT . . . . . 31
Figure 32.
VOUT current limit protection during a load transient (0 A to 9 A at 2.5 A/µs, valley current
limit programmed at about 9 A (RILIM = 1 kW) pulse-skip mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 33.
LOUT current limit during an output short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 34.
Switching frequency vs. input voltage, VOUT = 1.5 V, IVOUT = 7 A, forced PWM mode . . . 34
Figure 35.
Switching frequency vs. output current, VOUT = 1.5 V, VIN = 12 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com