Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN4650 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # AN4650
Description  This document is intended to provide usage information
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4650 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  AN4650 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4650 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 102 page
background image
DocID027415 Rev 1
3/102
AN4650
Content
102
4
Interrupt generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1
Interrupt pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2
Free-fall interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3
Wake-up interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4
6D/4D orientation detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4.1
6D orientation detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4.2
4D orientation detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5
Single-tap and double-tap recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5.1
Single tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.5.2
Double tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.5.3
Single-tap and double-tap recognition configuration . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.5.4
Single-tap example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5.5
Double-tap example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.6
Activity/Inactivity recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.7
Boot status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5
Android embedded functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1
Pedometer functions: step detector and step counter . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2
Significant motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.3
Tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.4
Time stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6
Mode 2 - sensor hub mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.1
Sensor hub mode description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.2
Sensor hub mode registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2.1
CTRL10_C (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2.2
MASTER_CONFIG (1Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2.3
FUNC_SRC (53h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.2.4
SLV0_ADD (02h), SLV0_SUBADD (03h), SLAVE0_CONFIG (04h) . . . 58
6.2.5
SLV1_ADD (05h), SLV1_SUBADD (06h), SLAVE1_CONFIG (07h) . . . 60
6.2.6
SLV2_ADD (08h), SLV2_SUBADD (09h), SLAVE2_CONFIG (0Ah) . . . 61
6.2.7
SLV3_ADD (0Bh), SLV3_SUBADD (0Ch), SLAVE3_CONFIG (0Dh) . . 62
6.2.8
DATAWRITE_SRC_MODE_SUB_SLV0 (0Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2.9
SENSORHUBx_REG registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.3
Sensor hub mode example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com