| Electronic Components Datasheet Search |
|
GWJTLPS2.CM Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWJTLPS2.CM Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 26 page ![]() Version 1.0 GW JTLPS2.CM 2017-08-08 3 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 means that only one group HM, HN, JK will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2,N1 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HM, HN, JK enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW JTLPS2.CM-HMJK-XX510-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K2,L1,L2,M1,M2,N1 enthalten (siehe Seite 6). |
|
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |