Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

JH3421B-R-H-N-B Datasheet(PDF) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3421B-R-H-N-B
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3421B-R-H-N-B Datasheet(HTML) 1 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-H-N-B Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3421B
版本:
201511A
概述
JH3421B 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。
芯片工 作在 电感电 流临 界连续 模式 ,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED
恒流电源。
JH3421B 内置 500V 功率 MOSFET,采用逐周期电流
检测方式,无需辅助绕组检测和供电,即可实现优
异的恒流特性,外围电路简单,元件极少,方案体
积小,成本低。
JH3421B 芯片内设计高精度的电流采样电路,采用
闭环恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和
优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模
式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而
变化,实现优异的负载调整率。
JH3421B 具有 LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保
护,欠压保护,芯片温度过热调节等多重保护功能。
JH3421B 采用 SOP-8、DIP-8 封装。
特点
电感电流临界连续模式
内置 500V 功率 MOSFET
无需辅助绕组检测和供电
芯片工作电流低
宽输入电压
±5% 恒流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED 球泡灯
LED 日光灯
LED 平板灯
其它 LED 照明
典型应用
图1
JH3421B 典型应用图
1/9


Similar Part No. - JH3421B-R-H-N-B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
JH3421P JSMC-JH3421P Datasheet
523Kb / 9P
LED
JH3421P-R-L-N-A JSMC-JH3421P-R-L-N-A Datasheet
523Kb / 9P
LED
JH3421PH-R-H-N-A JSMC-JH3421PH-R-H-N-A Datasheet
523Kb / 9P
LED
More results

Similar Description - JH3421B-R-H-N-B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
LED
NSPG520S ETC-NSPG520S Datasheet
868Kb / 15P
LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
logo
NICHIA CORPORATION
NESB146AT NICHIA-NESB146AT Datasheet
274Kb / 17P
LED
NFSL172AT NICHIA-NFSL172AT Datasheet
291Kb / 19P
LED
NHSB064T-N3 NICHIA-NHSB064T-N3 Datasheet
296Kb / 19P
LED
NSSB146AT-NA NICHIA-NSSB146AT-NA Datasheet
568Kb / 18P
LED
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KP5450R66E6F KODENSHI-KP5450R66E6F Datasheet
127Kb / 5P
LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com