Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 57 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 57 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 53Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 54Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 55Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 56Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 57Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 58Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 59Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 60Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 61Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 66 page
background image
2005 年 3 月 9 日 S29JL032HA11
S29JL032H
57
ADV A NC E
INFORM AT ION
AC 特性
OE#
CE#
VCC
WE
2AAh
SA
tAH
tWP
tWC
tAS
tWP
555h
10
30h
tDS
tVCS
tCS
tDH
55h
tCH
tWHWH2
VA
VA
RY/BY#
tRB
tBUSY
注
:
1. SA = セクタアドレス(セクタイレーズの場合),VA = ステータスデータをリードできる有効なアドレス(「ライト動作ステータ
ス」を参照してください)。
2. これらの波形はワードモードにおける波形です。
図
19. チップ / セクタイレーズ動作タイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com