Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 62 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 62 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 58Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 59Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 60Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 61Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 62Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 63Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 64Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 65Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 66Page - SPANSION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 66 page
background image
62
S29JL032H
S29JL032HA11 2005 年 3 月 9 日
A D VAN C E
INF O RMA T ION
AC 特性
イレーズおよびプログラム動作(
CE# 制御時)(注 1)
注
:
1. 各パラメータの詳細なタイミングについてはタイミング図を参照してください。
2. 詳しくは,「イレーズ / プログラミング性能」のセクションを参照してください。
パラメータ
スピードバージョン
JEDEC
標準
説明
60
70
90
単位
tAVAV
tWC
ライトサイクルタイム
最小値
55
70
90
ns
tAVWL
tAS
アドレスセットアップ時間
最小値
0ns
tELAX
tAH
アドレス保持時間
最小値
35
40
45
ns
tDVEH
tDS
データセットアップ時間
最小値
35
40
45
ns
tEHDX
tDH
データ保持時間
最小値
0ns
tGHEL
tGHEL
ライト前のリード復帰時間
(OE# High から WE# Low まで)
最小値
0ns
tWLEL
tWS
WE# セットアップ時間
最小値
0ns
tEHWH
tWH
WE# 保持時間
最小値
0ns
tELEH
tCP
CE# パルス幅
最小値
25
30
35
ns
tEHEL
tCPH
CE# パルス幅(High)最小値
25
30
30
ns
tWHWH1
tWHWH1
プログラム動作(注
2)
バイト
標準値
4
µs
ワード
標準値
6
tWHWH1
tWHWH1
アクセラレーションプログラム動作,
バイトまたはワード(注
2)
標準値
4µs
tWHWH2
tWHWH2
セクタイレーズ動作(注
2)標準値
0.4
s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com