Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

S29JL032H60TAI011 Datasheet(PDF) 64 Page - SPANSION

Part # S29JL032H60TAI011
Description  32M BIT CMOS 3.0V FLASH MEMORY
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29JL032H60TAI011 Datasheet(HTML) 64 Page - SPANSION

Back Button S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 58Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 59Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 60Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 61Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 62Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 63Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 64Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 65Page - SPANSION S29JL032H60TAI011 Datasheet HTML 66Page - SPANSION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 66 page
background image
64
S29JL032H
S29JL032HA11 2005 年 3 月 9 日
A D VAN C E
INF O RMA T ION
イレーズ
/ プログラミング性能
注
:
1. プログラム / イレーズ時間の標準値は下記の条件を想定したものです。25°C,VCC = 3.0 V;100,000 回,チェッカーボードデータパ
ターン
2. 最悪条件(90°C,VCC = 2.7 V,1,000,000 回)の場合。
3. ほとんどのバイトプログラムは上記の最大プログラム時間よりも速いため,チッププログラミング時間の標準値は,上記の最大チッププ
ログラミング時間よりもかなり短くなります。
4. 自動イレーズアルゴリズムのプリプログラミングでは,消去前にすべてのバイトが「00h」にプログラムされます。
5. システムレベルのオーバーヘッドとは,プログラムコマンドのバスサイクルシーケンス(2 回または 4 回)を実行するのに要する時間を
いいます。コマンドの定義については,表
13 を参照してください。
6. デバイスの最小サイクル許容値は,セクタ当たり 100,000 回となっています。
TSOP 端子容量
注
:
1. 抽出したサンプル。
2. 測定条件:TA = 25°C,f = 1.0 MHz
パラメータ
標準値(注
1)
最大値(注
2)単位
備考
セクタイレーズ時間
0.4
2
s
消去前の「
00h」プログラミングを
除く(注
4)
チップイレーズ時間
28
s
バイトプログラム時間
480
µs
システムレベルのオーバーヘッドを
除く(注
5)
ワードプログラム時間
6
100
µs
アクセラレーションバイト
/ ワードプログラム時間
470
µs
チッププログラム時間
(注
3)
バイトモード
12.6
50
s
ワードモード
12
35
アクセラレーションモード
10
30
パラメータシンボル
パラメータの説明
測定条件
標準値
最大値
単位
CIN
入力端子容量
VIN = 0
TSOP
6
7.5
pF
COUT
出力端子容量
VOUT = 0
TSOP
8.5
12
pF
CIN2
制御端子容量
VIN = 0
TSOP
7.5
9
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com