Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GW-DASPA1.UC Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-DASPA1.UC
Description  Optimized for high efficacies under application conditions
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-DASPA1.UC Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-DASPA1.UC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
Version 0.0
GW DASPA1.UC
2012-12-14
3
DRAFT – For Reference only. Subject to change.
Maximum Ratings
Grenzwerte
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Values
Wert
Unit
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
– 40 … + 120
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
– 40… + 125
°C
Junction temperature absolute*
Sperrschichttemperatur absolut*
T
j, abs
170
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
(min.)
Durchlassstrom
(max.)
(T
S=25°C)
I
F
I
F
30
250
mA
mA
Reverse Current**
(max.)
Sperrstrom**
I
R
200
mA
* This is a statistical value which was determined by 500 h measurements.
Pass criterion: Lifetime L70B50 larger than 500 h and no catastrophic failures may occur.
Dies ist ein statistischer Wert, der durch 500h-Messungen bestimmt wurde.
Kriterium ist, dass die Lebensdauer L70B50 größer als 500 h ist und keine Totalausfälle auftreten.
**A minimum of 10 h of reverse operation is permissible in total.
Eine Gesamtbetriebszeit von mindestens 10 h in Sperrrichtung ist gewährleistet.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com